| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP2996MRX Fiches technique(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP2996MRX Fiches technique(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI) |
|
8 / 18 page ![]() 8 www.national.com/jpn/ ブロック図 説明 LP2996 は、JEDEC 標準の SSTL-2 仕様に適合する DDR- SDRAM バス・ターミネーションのリニア・レギュレータです。 VTT 出力には VDDQ/2 に等しいレギュレート電圧が得られ、電流はシ ンクとソースの両方に対応しています。 出力段は優れた負荷レ ギュレーションを維持するように設計されており、貫通電流の発生 が防止されています。また、LP2996 は 2 種類の異なる電源レー ル ( 電圧 ) での動作に対応しており、パワー出力段とアナログ回 路を分離できます。 電源を分割すると、内部消費電力の低減を 図れます。 また LP2996 は、 次世代の DDR-SDRAM メモリ(DDR II) に対応したターミネーション・ソリューションを構成可能です。ま た、SSTL-3 や HSTL といった、異なるロジック I/F 用のターミネー ション電圧も生成できます。 シリーズ・スタブ・ターミネーテッド・ロジック (SSTL) は、メモリバ スのデータ転送時の信号品質を改善するために開発されました。 このターミネーション方式は、 高い周波数で DDR-SDRAM のデー タ転送を行う際に、信号反射によるデータ・エラーを防ぐためには 不可欠と言えます。 最も一般的なターミネーション回路形式は、 チップセットとメモリの間に 1 つの直列抵抗 RS を設け、さらにター ミネーション抵抗 RT を 1 つ用いる、Class II シグナル・パラレル・ ターミネーションです。 回路の例を Figure 1 に示します。 FIGURE 1. SSTL-Termination Scheme |