Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LP2996MR Fiches technique(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
No de pièce LP2996MR
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NSC [National Semiconductor (TI)]
Site Internet  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996MR Fiches technique(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996MR Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
11
www.national.com/jpn/
放熱 ( つづき)
FIGURE 4.
θJA vs Airflow Speed (JEDEC Board with 4
Vias)
θJA の最適化を行い、あわせて周囲温度が低い基板領域に
LP2996 を配置すれば、デバイスをより大きな消費電力で使用可
能になります。 内部消費電力は主に、シンクかソースに依らない
VTT の出力電流、AVIN の待機時消費電流、VDDQ の待機時消
費電流といった 3 種類の損失の合計として求められます。シャッ
トダウンが LOW ではないアクティブ状態では、内部消費電力は
次の式で算出されます。
PD = PAVIN + PVDDQ + PVTT
PAVIN = IAVIN × VAVIN
PVDDQ = VVDDQ × IVDDQ = (VVDDQ)
2 ÷ RVDDQ
VTT の最大消費電力を求める場合、電流がシンク時とソース時
の両状態で VTT を検討する必要があります。ただし VTT はシン
クとソースの両方の状態を同時に採り得ないため、合計ではどち
らか 1 つの値のみを加算します。
PVTT = VVTT × ILOAD ( シンク時 )
PVTT = ( VPVIN − VVTT) × ILOAD ( ソース時 )
シャットダウン・ステートにある LP2996 の消費電力も計算可能で
す。VTT 出力は TRI-STATEとなりシンク電流もソース電流も流れ
ないため、電力計算において該当項は取り除いて考えます ( 漏
れ電流は無視できる )。シャットダウン中は、低減されてはいるもの
の AVIN の待機時消費電流と、VDDQ 端子に現れる一定のイン
ピーダンスにより、若干の損失が生じます。
PD = PAVIN + PVDDQ
PAVIN = IAVIN × VAVIN
PVDDQ = VVDDQ × IVDDQ = (VVDDQ)2 ÷ RVDDQ
※ RVDDQ = 50kΩ+ 50kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18