Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TIP42C Fiches technique(PDF) 3 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

No de pièce TIP42C
Description  Medium Power Linear Switching Applications
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Site Internet  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

TIP42C Fiches technique(HTML) 3 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  TIP42C Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. TIP42C Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. TIP42C Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. TIP42C Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
R
TIP42C
版本:
201403C
3/4
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220
单位 Unit :mm
TO-220C
单位 Unit :mm
符号
尺寸(
mm)
A
4.40-4.80
B
1.10-1.40
b
0.70-0.95
c
0.28-0.48
c1
0.32-0.52
D
14.45-16.00
D2
8.20-9.20
E
9.60-10.40
e
2.39-2.69
F
1.20-1.35
L
13.05-14.05
L2
3.70-3.90
P
3.50-4.00
Q
2.40-3.00
Q1
2.20-2.90
符号
尺寸(
mm)
A
4.30-4.70
B
1.10-1.40
b
0.70-0.95
c
0.40-0.65
D
15.20-16.20
D2
9.00-9.40
E
9.70-10.10
e
2.39-2.69
F
1.25-1.40
L
12.60-13.60
L2
2.80-3.20
P
3.50-3.80
Q
2.60-3.00
Q1
2.20-2.60



Html Pages

1 2 3 4