Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

OP11 Fiches technique(PDF) 8 Page - Analog Devices

No de pièce OP11
Description  Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP11 Fiches technique(HTML) 8 Page - Analog Devices

  OP11 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices OP11 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
–8–
14-Lead Epoxy DIP
(P Suffix)
14
1
7
8
PIN 1
0.795 (20.19)
0.725 (18.42)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
0.100 (2.54)
BSC
SEATING
PLANE
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.130
(3.30)
MIN
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
14-Lead Hermetic DIP
(Y Suffix)
14
17
8
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
PIN 1
0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX
0.100 (2.54) BSC
15
0
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
SEATING
PLANE
0.200 (5.08)
MAX
0.785 (19.94) MAX
0.150
(3.81)
MIN
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
Revision History
Location
Page
Data Sheet changed from REV. 0 to REV. A.
Change OP-09/OP-11 to OP11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global
Edits to PIN CONNECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Edits to Figure 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Edits to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Edits to ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Edits to SPEC TABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Deletion of DICE CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deletion of WAFER TEST LIMITS Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deletion of TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8