Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD977ARS Fiches technique(PDF) 16 Page - Analog Devices

No de pièce AD977ARS
Description  16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD977ARS Fiches technique(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button AD977ARS Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD977ARS Datasheet HTML 20Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 24 page
background image
AD977/AD977A
–16–
REV. D
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
576k
50k
50k
5V
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
576k
50k
50k
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
576k
50k
50k
BIPOLAR CONNECTION FOR AD977
INPUT
RANGE
STANDARD CONNECTION WITHOUT
OFFSET AND GAIN ADJUST
STANDARD CONNECTION WITH
OFFSET AND GAIN ADJUST
10V
5V
3.33V
5V
5V
5V
5V
5V
Figure 12. AD977 Bipolar Analog Input Configuration



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com