Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HZ2C3 Fiches technique(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

No de pièce HZ2C3
Description  Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Site Internet  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

HZ2C3 Fiches technique(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  HZ2C3 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co HZ2C3 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co HZ2C3 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co HZ2C3 Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
HZ Series
Characteristics at Ta = 25 OC (VF = 1 V Max. at IF = 100 mA)
Zener Voltage
1)
Reverse Leakage Current
Dynamic Resistance
VZ
at lZT
IR
at VR
ZZT
at lZT
Type
Min. (V)
Max. (V)
(mA)
Max. (µA)
(V)
Max. (Ω)
(mA)
HZ4C3
4.2
4.4
5
5
1
100
5
HZ5A1
4.3
4.5
5
5
1.5
100
5
HZ5A2
4.4
4.6
5
5
1.5
100
5
HZ5A3
4.5
4.7
5
5
1.5
100
5
HZ5B1
4.6
4.8
5
5
1.5
100
5
HZ5B2
4.7
4.9
5
5
1.5
100
5
HZ5B3
4.8
5
5
5
1.5
100
5
HZ5C1
4.9
5.1
5
5
1.5
100
5
HZ5C2
5
5.2
5
5
1.5
100
5
HZ5C3
5.1
5.3
5
5
1.5
100
5
HZ6A1
5.2
5.5
5
5
2
40
5
HZ6A2
5.3
5.6
5
5
2
40
5
HZ6A3
5.4
5.7
5
5
2
40
5
HZ6B1
5.5
5.8
5
5
2
40
5
HZ6B2
5.6
5.9
5
5
2
40
5
HZ6B3
5.7
6
5
5
2
40
5
HZ6C1
5.8
6.1
5
5
2
40
5
HZ6C2
6
6.3
5
5
2
40
5
HZ6C3
6.1
6.4
5
5
2
40
5
HZ7A1
6.3
6.6
5
1
3.5
15
5
HZ7A2
6.4
6.7
5
1
3.5
15
5
HZ7A3
6.6
6.9
5
1
3.5
15
5
HZ7B1
6.7
7
5
1
3.5
15
5
HZ7B2
6.9
7.2
5
1
3.5
15
5
HZ7B3
7
7.3
5
1
3.5
15
5
HZ7C1
7.2
7.6
5
1
3.5
15
5
HZ7C2
7.3
7.7
5
1
3.5
15
5
HZ7C3
7.5
7.9
5
1
3.5
15
5
HZ9A1
7.7
8.1
5
1
5
20
5
HZ9A2
7.9
8.3
5
1
5
20
5
HZ9A3
8.1
8.5
5
1
5
20
5
HZ9B1
8.3
8.7
5
1
5
20
5
HZ9B2
8.5
8.9
5
1
5
20
5
HZ9B3
8.7
9.1
5
1
5
20
5
HZ9C1
8.9
9.3
5
1
5
20
5
HZ9C2
9.1
9.5
5
1
5
20
5
HZ9C3
9.3
9.7
5
1
5
20
5
HZ11A1
9.5
9.9
5
1
7.5
25
5
HZ11A2
9.7
10.1
5
1
7.5
25
5
HZ11A3
9.9
10.3
5
1
7.5
25
5
HZ11B1
10.2
10.6
5
1
7.5
25
5
HZ11B2
10.4
10.8
5
1
7.5
25
5
HZ11B3
10.7
11.1
5
1
7.5
25
5
HZ11C1
10.9
11.3
5
1
7.5
25
5
HZ11C2
11.1
11.6
5
1
7.5
25
5
HZ11C3
11.4
11.9
5
1
7.5
25
5



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com