Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PRM48DH480B03 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vicor Corporation

No de pièce PRM48DH480B03
Description  DC to DC Regulator
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VICOR [Vicor Corporation]
Site Internet  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

PRM48DH480B03 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vicor Corporation

  PRM48DH480B03 Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation PRM48DH480B03 Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
PRM
® Regulator
Rev 1.2
vicorpower.com
Page 3 of 23
7/2015
800 735.6200
PRM48DH480T250B03
3.0 SIGNAL CHARACTERISTICS
Specifications apply over all line and load conditions, TJ = 25 ºC and Output Voltage from 20V to 55V, unless otherwise noted.
Boldface specifications apply over the temperature range of 0 ºC < TJ < 125 ºC.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com