Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPC4558C5 Fiches technique(PDF) 6 Page - NEC

No de pièce UPC4558C5
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC4558C5 Fiches technique(HTML) 6 Page - NEC

Back Button UPC4558C5 Datasheet HTML 2Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 3Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 4Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 5Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 6Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 9Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
µPC258,4558
6
データ・シート G10518JJ9V0DS00
1000
300
100
30
10
0
±10
 VICM−V±特性
電源電圧 V±(V)
±20
20
10
0
−10
−20
en−f 特性
1
周波数 f(Hz)
1 k
10
100
0
−10
−5
5
10
出力応答特性
V± = ±15 V
時間 t(μs)
40
30
20
10
0
4
3
2
1
0
0
±10
±20
ICC−V± 特性
電源電圧 V±(V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com