Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPC258 Fiches technique(PDF) 9 Page - NEC

No de pièce UPC258
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC258 Fiches technique(HTML) 9 Page - NEC

Back Button UPC258 Datasheet HTML 5Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 6Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 9Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 10Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 11Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 12Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 13Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
µPC258,4558
データ・シート G10518JJ9V0DS00
9
代表的オペアンプの主特性一覧表
分 類
品  名
電源電圧
回路電流
標準スルーレート 入力オフセット電圧
通工用
一般用
(推奨値)
ICC(mA)
SR(V/μs)
VIO(mV)
MAX.
TYP.
MAX.
低ノイズ
μPC258
μPC4558
±4∼±16
5.6
1
±6
μPC458
μPC4741
±4∼±16
7
1
±5
μPC259
μPC4560
±4∼±16
5.6
2.8
±6
μPC4570
±4∼±16
8
7
±5
μPC4572
±2∼±7
7
7
±5
μPC4574
±4∼±16
12
6
±5
単電源
μPC1251
μPC358
+3∼+30
1.2
0.3
±7
μPC451
μPC324
+3∼+30
2
0.3
±7
μPC452
μPC3403
+3∼+32
7
0.8
±7
μPC842
μPC4742
+3∼+32
5.5
7
±5
μPC844
μPC4744
+3∼+32
11
7
±6
J-FET
μPC801
μPC4081
±5∼±16
2.8
13
±15
入力
μPC803
μPC4082
±5∼±16
5.6
13
±15
μPC804
μPC4084
±5∼±16
11.2
13
±15
μPC821
μPC4071
±5∼±16
2.7
13
±10
μPC822
μPC4072
±5∼±16
5
13
±10
μPC824
μPC4074
±5∼±16
10
13
±10
μPC831
μPC4061
±2∼±16
0.25
3
±10
μPC832
μPC4062
±2∼±16
0.5
3
±10
μPC834
μPC4064
±2∼±16
1
3
±10
μPC811
μPC4091
±5∼±16
3.4
15
±2.5
μPC812
μPC4092
±5∼±16
6.8
15
±3
μPC813
μPC4093
±5∼±16
3.4
25
±2.5
μPC814
μPC4094
±5∼±16
6.8
25
±3
高精度
μPC815
±3∼±20
4.6
1.6
±0.06
μPC816
±3∼±20
4.6
7.6
±0.06
マイクロパワー
μPC802
μPC4250
±1∼±16
0.1(可変)
∼1
±6
注意1.表中の値は比較する際の参考データとしてお考えください。なお,品種ごとの詳細な特性については個別の
データ・シートを参照してください。
  2.オペアンプの選定法の詳細はインフォメーション資料「オペアンプ,コンパレータの選択法」
(G10617J)
を
参照してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16