| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UT8SF2M40MCPC Fiches technique(PDF) 8 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UT8SF2M40MCPC Fiches technique(HTML) 8 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
8 / 23 page ![]() 8 36-00-01-00 5 Ver. 1.0.0 Aeroflex Microelectronics Solutions - HiRel Table 7. 288-Lead Pipelined Signal Locations Notes: 1. Pin requires pull-up to VDDQ of >10kΩ±10%. 2. Pin requires pull-down to VSS of >10kΩ±10%. 3. NUIL = Not used Input Low. NUIL pins requires >10kΩ±10% pull-down to VSSQ. 4. NUIH = Not Used Input High. NUIH pins requires >10k Ω + 10% pull-up to VDDQ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A VDDQ CS2 WE VSS A10 A8 A4 A18 A19 A14 A15 A2 A0 CS0 VSS BWE1 B VSS VSS OE BWE2 A11 A9 A6 A17 VSS A20 A16 A13 A12 A1 ZZ BWE3 SHUT DOWN VSS C VDDQ VSSQ VSS READY BWE0 BWE4 A7 A5 VSS VDD VSS VSSQ VDD VDD A3 ADV_LD CS1 VSS VSSQ VDD D DQ33 DQ35 VDD VSS VSS VDDQ VSSQ VDD VDD VSS VDD VDD VSSQ VDDQ VDD VSS VSS VDD VDDQ DQ32 E DQ37 DQ1 DQ39 VDD VSSQ VSS VSSQ VDDQ VSS VSS VSS VSSQ VDDQ VSS VSS VSSQ VDD DQ38 DQ36 DQ34 F DQ3 DQ5 DQ7 VDDQ VDDQ VSSQ VSS VSS VDD VSS VDD VSS VSS VDDQ VSSQ VDDQ VDDQ DQ4 DQ0 DQ2 G DQ9 DQ11 DQ13 VDD VSSQ VDD VDDQ VDD VSS VDD VSS VDD VDDQ VSSQ VDD VSSQ VDD DQ10 DQ6 DQ8 H NUIL3 DQ15 CEN VSS VSS VDD VDD VDD VSS VSS VSS VDD VDD VSS VSS VSS VSS CLK DQ12 NUIL J DQ19 DQ17 DQ21 VDD VSSQ VDD VSS VDD VSS VDD VSS VDD VSS VSSQ VDD VSSQ VDD DQ14 DQ16 DQ18 K DQ27 DQ25 DQ23 VDDQ VDDQ VSSQ VSS VDDQ VDD VSS VDD VDDQ VSS VDDQ VSSQ VDDQ VDDQ DQ20 DQ24 DQ22 L DQ31 DQ41 DQ29 VDD VSSQ VSS VSSQ VDDQ VSS VSS VSS VSSQ VDDQ VSS VSS VSSQ VDD DQ26 DQ30 DQ28 M DQ45 DQ47 DQ43 VDD VSS VSSQ VDDQ VSSQ VDD VSS VDD VDD VSSQ VDDQ VSSQ VSS VDD DQ40 DQ44 DQ42 N NUIL3 NUIL3 VSS VSS VDD VDDQ VSSQ VDD VSS VDD VSS VSS VDD VSSQ VSSQ VDD VSS DQ46 NUIL3 NUIL3 P VSS VSS VDD VDDQ VSSQ VSSQ VSSQ VSS VSS VDDQ MODE NUIL3 VDDQ TMS NUIH4 VSSQ VSS VSS R VDD TDI TDO1 VDD NUIL3 NUIH4 TCK2 NUIL3 RESET NUIL3 NUIL3 NUIL3 EXTRES NUIL3 VDDQ VDD |