Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TSX561AILT Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce TSX561AILT
Description  Micropower, wide bandwidth (900 kHz), 16 V CMOS operational amplifiers
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TSX561AILT Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TSX561AILT Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TSX561AILT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
Contents
TSX56x, TSX56xA
2/28
DocID023274 Rev 4
Contents
1
Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 4
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1
Operating voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2
Rail-to-rail input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3
Input offset voltage drift over temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.4
Long term input offset voltage drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.5
PCB layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.6
Macromodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1
SOT23-5 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2
DFN8 2x2 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.3
MiniSO8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.4
SO8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5
QFN16 3x3 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.6
TSSOP14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28