Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L9662 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce L9662
Description  Octal squib driver and quad Manchester/PSI5 encoded sensor
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9662 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  L9662 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9662 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 80 page
background image
List of tables
L9662
4/80
DocID028325 Rev 1
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 4.
Absolute maximum degraded operating ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 5.
Operating ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 6.
General - DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 7.
Squib deployment drivers and diagnostics - DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . 14
Table 8.
Satellite interface - DC electrical characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 9.
SPI timing - DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 10.
Features that are accessed/controlled for each of the SPIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 11.
SPI1 MOSI/MISO response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Table 12.
How faults shall be interpreted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 13.
High side safing diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 14.
Voltage measurement diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 15.
MISO responses to various events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 16.
Command description summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 17.
Configuration mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 18.
Configuration mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 19.
Deployment mode 1 bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Table 20.
Deployment mode 2 bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Table 21.
Diagnostic selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 22.
Diagnostic mode LS FET selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 23.
Diagnostic mode HS FET selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 24.
Diagnostic mode HSS selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Table 25.
Diagnostic mode VRESx selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 26.
Channel selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 27.
MOSI diagnostic mode 2 bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 28.
DEPLOY_STATUSx flag and the DEPLOY_SUCCESSx flag conditions. . . . . . . . . . . . . . 51
Table 29.
MOSI monitor mode 2 Bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 30.
Current measurement channel selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 31.
MOSI monitor mode 3 bit definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Table 32.
MOSI monitor mode 3 bit definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Table 33.
MCR and CCR settings based on the interfacing to a sensor or satellite . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 34.
SPI register definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 35.
Commands/positions sent out on MOSI along with responses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 36.
MOSI MCR bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 37.
Sync pulse high time selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 38.
Configuration of the IF3/V3 pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 39.
MOSI CCR bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 40.
MISO responses with D14=0 (Data register selection). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 41.
Protocol A/B mode configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Table 42.
PSI5 – parity protocol (Set in MCR D13:D10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 43.
Default speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 44.
On/off condition for satellite and decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 45.
Current range supported. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 46.
CCR D14 definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 47.
First response from the ASIC over SPI2e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 48.
LQFP64 (10x10x1.4 mm) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80