| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F756IG Fiches technique(PDF) 89 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F756IG Fiches technique(HTML) 89 Page - STMicroelectronics |
|
89 / 228 page ![]() Port K PK0 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G5 EVEN TOUT PK1 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G6 EVEN TOUT PK2 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G7 EVEN TOUT PK3 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B4 EVEN TOUT PK4 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B5 EVEN TOUT PK5 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B6 EVEN TOUT PK6 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B7 EVEN TOUT PK7 - -- - - -- - - - - - -- LCD_DE EVEN TOUT Table 12. STM32F756xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/CEC SPI1/2/3/ 4/5/6 SPI3/ SAI1 SPI2/3/U SART1/2/ 3/UART5/ SPDIFRX SAI2/US ART6/UA RT4/5/7/8 /SPDIFR X CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/LCD SAI2/QU ADSPI/O TG2_HS/ OTG1_FS ETH/ OTG1_FS FMC/SD MMC1/O TG2_FS DCMI LCD SYS |