| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L7915CV-DG Fiches technique(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7915CV-DG Fiches technique(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 28 page ![]() DocID2149 Rev 22 21/28 L79 Package mechanical data 28 Table 13. TO-220FP mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.4 4.6 B2.5 2.7 D2.5 2.75 E 0.45 0.7 F0.75 1 F1 1.15 1.70 F2 1.15 1.70 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L5 2.9 3.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 Dia 3 3.2 |