Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPC817M Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp

No de pièce SPC817M
Description  Mini Flat Photo Coupler
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AUK [AUK corp]
Site Internet  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SPC817M Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp

  SPC817M Datasheet HTML 1Page - AUK corp SPC817M Datasheet HTML 2Page - AUK corp SPC817M Datasheet HTML 3Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
KPC-0007-000
1
SPC817M
Mini Flat Photo Coupler
Features
• Office machine
• AC/DC input module
• Telecommunication
• Programmable controller
• Power supply
l
UL recognized file No. E192807
Outline Dimensions
unit : mm
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
PIN Connections
1.Anode
2.Cathode
3.Emitter
4.Collector
0.5 MIN
7.0 TYP
4.4±0.2
3.6±0.2
95°
1
0.2±0.05
Anode Mark
0.4±0.2
2.6±0.2
85.0°
0.1±0.05
4
2.54±0.2
2
3


Numéro de pièce similaire - SPC817M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
SPC817 AUK-SPC817 Datasheet
65Kb / 3P
DIP Photo Coupler
More results

Description similaire - SPC817M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sharp Corporation
S2S3 SHARP-S2S3 Datasheet
28Kb / 2P
Mini-Flat Type Phototriac Coupler
S11MD5V SHARP-S11MD5V Datasheet
44Kb / 3P
Mini-flat Type Phototriac Coupler
logo
AUK corp
SPC714M AUK-SPC714M Datasheet
53Kb / 3P
Mini Flat Photo Coupler
SPC715M AUK-SPC715M Datasheet
54Kb / 3P
Mini Flat Photo Coupler
SPC717M AUK-SPC717M Datasheet
53Kb / 3P
Mini Flat Photo Coupler
SPC814M AUK-SPC814M Datasheet
53Kb / 3P
Mini Flat Photo Coupler
SPC815M AUK-SPC815M Datasheet
54Kb / 3P
Mini Flat Photo Coupler
logo
COSMO Electronics Corp...
KPC357NT COSMO-KPC357NT Datasheet
330Kb / 2P
Mini-flat package General purpose Photo Coupler
KPC354NT COSMO-KPC354NT Datasheet
280Kb / 2P
Mini-flat package AC Input type Photo Coupler
logo
TAITRON Components Inco...
KPC357NT TAITRON-KPC357NT Datasheet
170Kb / 8P
Mini-flat Package General Purpose Photo Coupler
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com