Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UM66T-XXL Fiches technique(PDF) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

No de pièce UM66T-XXL
Description  UM66T Simple Melody Generator
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Site Internet  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

UM66T-XXL Fiches technique(HTML) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  UM66T-XXL Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. UM66T-XXL Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
Pin no.
Symbol
Description
1
O/P
Melody Output
2
Vdd
Positive Power Supply
3
Vss
Negative Power Supply
Typical Application Circuits
LEVEL HOLD MODE FOR SPEAKER
LEVEL HOLD MODE FOR PIEZO BUZZER
Recommended values : C = 1µF , R = 4.7KΩ , Q = 2SC9013
REV.11-98 (2 pages)



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com