Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIR770DP Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Telefunken

No de pièce SIR770DP
Description  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TFUNK [Vishay Telefunken]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIR770DP Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Telefunken

  SIR770DP Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIR770DP Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
Document Number: 66818
S10-1923-Rev. A, 23-Aug-10
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
SiR770DP
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
- 0.8
- 0.6
- 0.4
- 0.2
0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID =5mA
ID = 250 μA
T
J - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
02
4
6
8
10
ID =8A
TJ =25 °C
TJ = 150 °C
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
14
28
42
56
70
10
1
1
0
0
.
00.01
Time (s)
0.1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA =25 °C
Single Pulse
1s
10 s
Limited by RDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
10 ms
DC
100 ms
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com