| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AXP173 Fiches technique(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP173 Fiches technique(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
18 / 45 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 18/45 Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC AXP173 系统复位功能和输出监控功能 (PWROK) AXP173 的 PWROK 可以作为应用系统的复位信号。在 AXP173 的开机过程中,PWROK 输出低电平, 当各路电源的输出电压稳定达到预设值后, PWROK 会被拉高,从而实现应用系统的上电复位。 在应用系统正常工作过程中, AXP173 一直监视各路输出的电压和负载状况,并且在过负载或是欠电 压的情况下, PWROK 立刻输出低电平,复位应用系统,防止误动作以及可能的数据错误。 9.3 电源通路管理(IPS) AXP173 的电源输入可以来自锂电池 BAT、USB VBUS 输入、外部电源 ACIN(比如交流适配器 AC Adapter),IPS 根据外部电源和锂电池的状态来选择适合的电能分配方式。 o 当仅接入锂电池,无外部电源输入时,使用锂电池供电; o 当接入外部电源时 (VBUS 或 ACIN),优先使用外部电源供电; o 电池连接的情况下,外部电源移除时,立刻“无缝”转用锂电池供电; o 当 VBUS 和 ACIN 两者同时接入时,优先使用 ACIN 供电,并且对锂电池充电; o 若此时 ACIN 驱动能力不足够时,将适时打开 VBUS 通路,实现 ACIN/VBUS 共同供电; o 如果驱动能力仍然不足,则将减小充电电流直至 0,继而用电池补充供电; 参见如下图示 : Host 可以通过 TWSI 访问 AXP173 的内部寄存器来设置 IPS 的参数和读取其反馈的信息。 限压/限流模式和直通模式 |