| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC9401EJD Fiches technique(PDF) 17 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC9401EJD Fiches technique(HTML) 17 Page - Microchip Technology |
|
17 / 20 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21483B-page 17 TC9400/9401/9402 9.3 Package Dimensions (Continued) Dimensions: inches (mm) .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ° MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) .344 (8.74) .337 (8.56) .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .004 (0.10) .050 (1.27) TYP. .018 (0.46) .014 (0.36) 8 ° MAX. .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) PIN 1 14-Pin SOIC (Narrow) |