| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC911B Fiches technique(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC911B Fiches technique(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 7 page ![]() 6 TC911A TC911/B © 2001 Microchip Technology Inc. DS21481A Monolithic Auto-Zeroed Operational Amplifers Dimensions: inches (mm) 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) PACKAGE DIMENSIONS .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin SOIC (Narrow) |