| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SSL2101_JA Fiches technique(PDF) 21 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSL2101_JA Fiches technique(HTML) 21 Page - NXP Semiconductors |
|
21 / 23 page ![]() SSL2101_JA © NXP B.V.2010. All rights reserved. 製品データシート Rev. 04 — 2009 年 8 月 28 日 21 / 23 NXP セミコンダクターズ SSL2101 調光器対応 LED 照明用 SMPS IC 15. 法律情報 15.1 データシートの状態 [1] 設計を開始または完了する前に、最近発行された文書を確認してください。 [2] 簡易データシートという用語については、定義のセクションで説明しています。 [3] この文書で説明されているデバイスの製品の状態は、この文書の公開以降に変化している可能性があり、複数のデバイスがある場合はそれぞれで異なっている可能性があります。 最新の製品の状態に関する情報は、インターネット (URL http://www.nxp.com) で確認できます。 15.2 定義 暫定版 — この文書は暫定版です。内容はまだ内部査読の段階にあり、正式 な承認を受ける必要があります。その結果、変更または追加が行われる可能 性があります。 NXP セミコンダクターズは、ここに含まれる情報の正確性 または完全性についていかなる表示も保証も行わず、かかる情報を使用した 結果に対して一切責任を負いません。 簡易データシート — 簡易データシートは、同じ製品タイプ番号とタイトル が付けられた完全版データシートからの抜粋です。簡易データシートは、ク イック リファレンス用であり、詳細かつ完全な情報が記載されているわけ ではありません。詳細かつ完全な情報については、関連する完全版データ シートを参照してください。完全版データシートは、お近くの NXP セミコ ンダクターズ営業所からお取り寄せいただけます。簡易データシートと完全 版データシートの内容に不整合または矛盾がある場合は、完全版データシー トが優先されます。 15.3 免責条項 有限保証および有限責任 — この文書に含まれる情報の正確性および信頼性 については万全を期しております。ただし、 NXP セミコンダクターズは明 示であると黙示であるとを問わず、かかる情報の正確性または完全性につい ていかなる表示も保証も行わず、かかる情報を使用した結果に対して一切責 任を負いません。 NXP セミコンダクターズは、損害が不法行為 ( 不注意を含む )、保証書、契 約違反、その他の法律理論に基づくものかどうかを問わず、間接損害、偶発 的損害、派生的損害、懲罰的損害、特別損害、または結果損害 ( 逸失収益、 逸失貯蓄、事業の中断、製品または再生代価の除去または置換に関連する費 用を含みますが、これらに限定されません ) について一切責任を負いま せん。 いかなる理由においても、お客様に生じる損害に関わらず、ここで説明する 製品のお客様に対する NXP セミコンダクターズの集合的および累積的な責 任は、 NXP セミコンダクターズの『市販規定』に従って制限されます。 変更を加える権利 — NXP セミコンダクターズは、この文書で公開された情 報 ( 仕様および製品説明を含みますが、これらに限定されません ) にいつで も予告なしに変更を加える権利を留保します。この文書は、この公開の前に 提供されたすべての情報に優先し、それらを置き換えるものです。 用途に対する適合性 — NXP セミコンダクターズの製品は、医療、軍事、航 空機、宇宙、または生命維持に関する装置、あるいは NXP セミコンダク ターズの製品の故障によって人的な傷害、死亡、または財産または環境の重 大な損害が予測される用途での使用に適するように設計、認定、または保証 されていません。 NXP セミコンダクターズは、かかる装置または用途に NXP セミコンダクターズの製品を内包または使用する場合に関して一切の 責任を負いません。かかる場合においての内包または使用は、お客様の責任 において行ってください。 応用例 — これらの製品のいずれかに関してここで説明する応用例は、例示 のみを目的としています。 NXP セミコンダクターズは、これらの応用例に テストまたは変更を加えることなく特定の用途に適合するという表示または 保証を行いません。 NXP セミコンダクターズは、お客様の応用または使用の弱点または不具合、 またはお客様の第三者のお客様による応用または使用 ( 以下「応用」) に起 因する不具合、損害、費用、または問題に関連する責任を負いません。 NXP セミコンダクターズの製品が計画済みの応用に適しているかどうかを確認す る責任はお客様のみに属します。お客様には、応用および製品の不具合を避 けるために、応用に関する必要なすべてのテストを行う責任があります。 NXP セミコンダクターズは、この点に関して責任を負いません。 制限値 — 1 つまたは複数の制限値 (IEC 60134 における絶対最大定格の定義 による ) を超えるストレスを加えると、デバイスが永久的な損傷を受けま す。制限値は、ストレス評価に過ぎません。この文書の推奨動作条件のセク ション ( ある場合 ) または特性のセクションに示されている条件を超える条 件下では、デバイスの ( 適切な ) 動作は保証されません。制限値に達する条 件が連続して、または繰り返し発生すると、デバイスの品質および信頼性が 永久的かつ回復不可能な影響を受けます。 市販規定 — 有効な書面による別個の契約で合意されていないかぎり、NXP セミコンダクターズの製品は、 http://www.nxp.com/profile/terms で公開され ている市販規定に従って販売されます。別個の契約が結ばれている場合は、 該当する契約の規定のみが適用されます。お客様による NXP セミコンダク ターズ製品の購入に関して、お客様の提示する一般取引条件を適用すること については、 NXP セミコンダクターズはここに明確な反対を表明します。 販売またはライセンス供与の不提示 — この文書内のいずれの内容も、受諾 可能な製品の販売の提案、または著作権、特許、もしくはその他の工業所有 権 / 知的財産権により保護されているライセンスの供与、譲渡、または暗示 と解釈されないものとします。 輸出規制 — この文書およびこれに記述された項目は、輸出規制の対象とな る場合があります。輸出には国家当局からの事前の許可が必要になることが あります。 クイック リファレンス データ — クイック リファレンス データは、この文 書の制限値および特性のセクションで示されている製品データの抜粋であ り、したがって完全性、包括性または法的拘束性を有しません。 「翻訳」 。この日本語版は参考用です。日本語版と英語版との間に矛盾する記 述がある場合は、英語版の記述が優先されます。 15.4 商標 注意 : 記載されているすべてのブランド、製品名、サービス名、および商標 は各社の所有物です。 文書の状態 [1][2] 製品の状態 [3] 定義 目標 [ 簡易 ] データシート 開発 この文書には、製品開発の目標仕様のデータが記載されています。 予備 [ 簡易 ] データシート 認定 この文書には、予備仕様のデータが記載されています。 製品 [ 簡易 ] データシート 運用 この文書には、製品仕様が記載されています。 |