| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC7660 Fiches technique(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7660 Fiches technique(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 12 page ![]() 10 TC7660 CHARGE PUMP DC-TO-DC VOLTAGE CONVERTER © 2001 Microchip Technology Inc. DS21465A TC7660-7 9/30/96 PACKAGE DIMENSIONS Dimensions: inches (mm) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) 8-Pin Plastic DIP 8-Pin CerDIP 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) |