| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SSL21081_JP Fiches technique(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSL21081_JP Fiches technique(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
9 / 21 page ![]() SSL21081/SSL21083 All information provided in this document is subject to legal disclaimers. © NXP B.V. 2013. All rights reserved. 製品デー タ シ ー ト Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日 9 of 21 NXP Semiconductors SSL21081/SSL21083 コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ IC は、 VCC ピ ンの電圧が VCC(startup) を上回る と 起動 し 、 VCC ピ ンの電圧が VCC(stop) を 下回る と ロ ッ ク アウ ト (ス イ ッ チ ン グ を停止) し ます。 dV/dt 電源が電力を安定供給す る ま で、起動電圧 と 停止電圧の ヒ ス テ リ シ スに よ り 、バ ッ フ ァ コ ンデ ンサが電力を供給 し ま す。 SSL21081/SSL21083 には内部 V CC 電圧 ク ラ ン プ があ り ま す。 こ の ク ラ ン プ は、 内 部ア クテ ィ ブ ツ ェ ナー ダ イ オー ド (ま たはシ ャン ト レ ギ ュ レ ー タ ) です。 こ の内部ア ク ティ ブ ツ ェ ナーダ イ オー ド に よ っ て、電源 VCC ピ ンの電圧が V CC の最大値に制限 さ れ ま す。dV/dt 電源の最大電流か ら IC の電流消費を マ イ ナ ス し た値が IDD の最大値よ り 低い場 合 (ゲー ト ド ラ イ バの負荷で決ま り ます) 、 dV/dt 電源回路で外部ツ ェ ナーダ イ オー ド は 必要あ り ません。 8.5 DVDT 電源 DVDT ピ ンは内部整流ス テージ に接続 さ れて い ます。こ のピ ン に十分な振幅の交流電圧が 供給 さ れる と 、他の外部電源接続な し に IC へ電力を供給で き ます。 こ れは IC への継続的 な電力供給に レ ギ ュ レ ー タ を 使用 し て い る場合の さ ら な る高い電力損失 を防 ぐ 上で効果 的な方法です。 補助電源 と は違い、 イ ン ダ ク タ に補助巻線は必要あ り ません。 8.6 VCC レギ ュ レー タ 電源の電圧落ち込みに よ っ て、 DVDT ピンを通 じ て必要な IC 電流を供給す る には入力電 圧が低 く な り すぎ る場合があ り ま す。 こ のよ う な場合、 VCC 電圧が VCC(swon)reg レベルを 下回る と 、 電流容量が Isup(high)HV の別の内蔵レギ ュ レー タ が起動 し ます。 こ のレ ギ ュ レ ー タ の役割は、 DVDT 電源が提供で き ない必要な電源電流を供給す る こ と で、 IC が UVLO にな ら ない よ う にす る こ と です。 VCC 電圧が VCC(swon)reg レベルを上回 っ ている場合、 こ のレギ ュ レー タ はオ フ にな り ます。 |