| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC7117CPL Fiches technique(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7117CPL Fiches technique(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 22 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21457B-page 19 TC7116/A/TC7117/A 7.3 Package Dimensions (Continued) Dimenisons: inches (mm) .695 (17.65) .685 (17.40) .656 (16.66) .650 (16.51) .656 (16.66) .650 (16.51) .021 (0.53) .013 (0.33) .032 (0.81) .026 (0.66) .630 (16.00) .591 (15.00) .120 (3.05) .090 (2.29) .180 (4.57) .165 (4.19) .695 (17.65) .685 (17.40) .050 (1.27) TYP. .020 (0.51) MIN. PIN 1 44-Pin PLCC Dimenisons: inches (mm) .557 (14.15) .537 (13.65) .398 (10.10) .390 (9.90) .031 (0.80) TYP. .018 (0.45) .012 (0.30) .398 (10.10) .390 (9.90) .010 (0.25) TYP. .096 (2.45) MAX. .557 (14.15) .537 (13.65) .083 (2.10) .075 (1.90) .041 (1.03) .026 (0.65) 7 ° MAX. .009 (0.23) .005 (0.13) 44-Pin PQFP PIN 1 |