| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC7129 Fiches technique(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7129 Fiches technique(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 24 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21459B-page 19 TC7129 5.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .695 (17.65) .685 (17.40) .656 (16.66) .650 (16.51) .656 (16.66) .650 (16.51) .021 (0.53) .013 (0.33) .032 (0.81) .026 (0.66) .630 (16.00) .591 (15.00) .120 (3.05) .090 (2.29) .180 (4.57) .165 (4.19) .695 (17.65) .685 (17.40) .050 (1.27) TYP. .020 (0.51) MIN. PIN 1 44-Pin PLCC |