| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC7106 Fiches technique(PDF) 22 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7106 Fiches technique(HTML) 22 Page - Microchip Technology |
|
22 / 26 page ![]() TC7106/A/TC7107/A DS21455B-page 22 © 2002 Microchip Technology Inc. 11.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .015 (0.38) .008 (0.20) .620 (15.75) .590 (15.00) .700 (17.78) .620 (15.75) .540 (13.72) .510 (12.95) 2.070 (52.58) 2.030 (51.56) .210 (5.33) .170 (4.32) .020 (0.51) .016 (0.41) .110 (2.79) .090 (2.29) .065 (1.65) .045 (1.14) .200 (5.08) .125 (3.18) .098 (2.49) MAX. .030 (0.76) MIN. .060 (1.52) .020 (0.51) .150 (3.81) MIN. 40-Pin CERDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. |