| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC520 Fiches technique(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC520 Fiches technique(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 16 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21431B-page 11 TC520A 5.3 Package Dimensions .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 14-Pin PDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ˚MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .299 (7.59) .291 (7.40) .413 (10.49) .398 (10.10) .019 (0.48) .014 (0.36) .012 (0.30) .004 (0.10) .104 (2.64) .097 (2.46) .013 (0.33) .009 (0.23) .050 (1.27) .016 (0.40) .419 (10.65) .398 (10.10) .050 (1.27) TYP. 16-Pin SOIC (Wide) Dimensions: inches (mm) |