| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC32MCZB Fiches technique(PDF) 8 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC32MCZB Fiches technique(HTML) 8 Page - Microchip Technology |
|
8 / 12 page ![]() TC32M DS21402B-page 8 © 2002 Microchip Technology Inc. 4.3 Package Dimensions .264 (6.70) .248 (6.30) .122 (3.10) .114 (2.90) .287 (7.30) .264 (6.70) .146 (3.70) .130 (3.30) .091 (2.30) TYP. .071 (1.80) MAX. .181 (4.60) TYP. .036 (0.91) MIN. .041 (1.04) .033 (0.84) PIN 1 .013 (0.33) .009 (0.24) .031 (0.80) .024 (0.60) .004 (0.10) .001 (0.02) 10 ° MAX. 3-Pin SOT-223 Dimensions: inches (mm) .105 (2.67) .095 (2.41) .018 (0.46) .015 (0.38) .135 (3.43) MIN. .500 (12.70) MIN. .210 (5.33) .170 (4.32) .205 (5.21) .175 (4.45) .165 (4.19) .125 (3.18) .105 (2.67) .080 (2.03) .055 (1.40) .045 (1.14) .018 (0.46) .015 (0.38) TO-92-3 Dimensions: inches (mm) |