| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC232 Fiches technique(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC232 Fiches technique(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 6 page ![]() TC232 4 DUAL RS-232 TRANSMITTER/ RECEIVER AND POWER SUPPLY © 2001 Microchip Technology Inc. DS21396A TC232-6 10/21/96 16-Pin Plastic DIP 16-Pin CerDIP PACKAGE DIMENSIONS Dimensions: inches (mm) .260 (6.60) .240 (6.10) .770 (19.56) .745 (18.92) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) PIN 1 .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ° MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) .065 (1.65) .045 (1.14) .110 (2.79) .090 (2.29) .200 (5.08) .125 (3.18) .020 (0.51) .016 (0.41) .400 (10.16) .320 (8.13) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ° MIN. PIN 1 .780 (19.81) .740 (18.80) .300 (7.62) .245 (6.22) .080 (2.03) MAX. .200 (5.08) .160 (4.06) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .030 (0.76) MIN. .150 (3.81) MIN. |