Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MPB Fiches technique(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

No de pièce MPB
Description  METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Site Internet  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

MPB Fiches technique(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

  MPB Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION MPB Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
◆STANDARD SIZE
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
Cap(μF)
Rated
Voltage
A
B
C
F±1.0
LS±0.5
d
Bag
Carton
TC
TX, TH TL, TJ
TN
Long Lead type
Taping Ammo Ppack Type - Style
TS
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
MPB
630
Vdc
450
Vdc
250
Vdc
□:Capacitance Tolerance  **:Lead Forming
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1
1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
3.9
4.7
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1
1.2
1.5
1.8
2.2
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.5
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.5
13.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
6.0
7.0
7.0
7.5
8.5
8.0
5.5
5.5
6.0
7.0
6.5
6.5
6.5
6.5
7.0
6.0
6.5
6.5
8.0
6.0
6.0
7.0
7.5
8.0
9.0
10.0
8.5
9.5
10.5
12.0
13.0
14.5
16.0
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.0
5.5
5.5
6.0
6.5
7.5
7.5
6.5
7.0
7.0
7.0
7.5
8.5
8.5
9.0
9.5
9.0
9.5
10.5
11.0
12.5
13.0
15.5
16.5
6.0
6.5
7.0
7.5
6.5
6.5
7.0
7.5
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0
10.5
10.5
11.5
12.0
13.0
14.5
16.0
17.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
200
200
200
100
100
100
200
200
200
100
200
200
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
100
100
100
100
200
200
200
100
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
100
100
100
100
100
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
2,000
4,000
4,000
3,000
3,000
4,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
800
800
500
500
500
400
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
2,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
800
500
500
500
500
400
4,000
4,000
3,000
3,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
800
800
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,000
500
500
500
500
500
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
400
400
400
400
300
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
500
500
400
500
500
400
400
400
400
300
300
300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
400
300
300
300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
400
400
300
300
300
300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
300
300
300
300
300
200
−
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
500
500
400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
250MPB103□**
250MPB123□**
250MPB153□**
250MPB183□**
250MPB223□**
250MPB273□**
250MPB333□**
250MPB393□**
250MPB473□**
250MPB563□**
250MPB683□**
250MPB823□**
250MPB104□**
250MPB124□**
250MPB154□**
250MPB184□**
250MPB224□**
250MPB274□**
250MPB334□**
250MPB394□**
250MPB474□**
250MPB564□**
250MPB684□**
250MPB824□**
250MPB105□**
250MPB125□**
250MPB155□**
250MPB185□**
250MPB225□**
250MPB275□**
250MPB335□**
250MPB395□**
250MPB475□**
450MPB103□**
450MPB123□**
450MPB153□**
450MPB183□**
450MPB223□**
450MPB273□**
450MPB333□**
450MPB393□**
450MPB473□**
450MPB563□**
450MPB683□**
450MPB823□**
450MPB104□**
450MPB124□**
450MPB154□**
450MPB184□**
450MPB224□**
450MPB274□**
450MPB334□**
450MPB394□**
450MPB474□**
450MPB564□**
450MPB684□**
450MPB824□**
450MPB105□**
450MPB125□**
450MPB155□**
450MPB185□**
450MPB225□**
630MPB103□**
630MPB123□**
630MPB153□**
630MPB183□**
630MPB223□**
630MPB273□**
630MPB333□**
630MPB393□**
630MPB473□**
630MPB563□**
630MPB683□**
630MPB823□**
630MPB104□**
630MPB124□**
630MPB154□**
630MPB184□**
630MPB224□**
630MPB274□**
630MPB334□**
630MPB394□**
630MPB474□**
630MPB564□**
630MPB684□**
630MPB824□**
630MPB105□**
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
13.0
10.5
11.0
11.5
12.0
11.0
11.5
11.0
11.5
12.0
11.5
13.0
13.5
14.0
14.0
14.5
15.0
16.0
16.5
17.5
18.0
18.5
19.5
20.5
22.0
23.5
24.5
26.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
13.0
10.5
11.0
11.5
12.0
13.0
13.0
10.0
10.5
12.0
13.5
14.0
14.5
16.5
17.0
18.0
17.0
19.5
20.0
21.0
22.5
24.0
25.5
27.0
9.5
10.0
10.5
11.0
10.0
11.0
11.5
12.5
11.5
11.5
12.0
12.5
13.5
14.0
15.0
16.5
17.5
16.5
18.5
19.5
21.5
22.5
24.5
26.0
28.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
5.0/7.5/10.0/15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0



Html Pages

1 2