| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MMK Fiches technique(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MMK Fiches technique(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
2 / 2 page ![]() ◆STANDARD SIZE Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) Cap(μF) Rated Voltage A B C F±1.0 LS±0.5 d Bag Carton TC TX, TH TL, TJ TN Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style TS METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS MMK 450 Vdc 100 Vdc 630 Vdc □:Capacitance Tolerance **:Lead Forming 4.7 19.0 11.5 22.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 200 1,000 100MMK475□** 5.6 19.0 12.5 23.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 200 800 100MMK565□** 6.8 19.0 14.0 25.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 800 100MMK685□** 8.2 19.0 15.5 26.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 800 100MMK825□** 10 19.0 17.0 29.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 100MMK106□** 12 26.5 14.5 26.0 22.5 22.5 1.0 100 500 100MMK126□** 15 26.5 16.5 28.0 22.5 22.5 1.0 100 400 100MMK156□** 18 26.5 17.5 30.0 22.5 22.5 1.0 100 300 100MMK186□** 22 26.5 20.5 32.0 22.5 22.5 1.0 100 300 100MMK226□** 0.18 13.0 7.0 14.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 3,000 450MMK184□** 0.22 13.0 8.0 16.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 450MMK224□** 0.27 13.0 8.0 17.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 450MMK274□** 0.33 13.0 8.5 18.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 450MMK334□** 0.39 13.0 9.0 19.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 1,500 450MMK394□** 0.47 13.0 10.5 20.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 50 1,500 450MMK474□** 0.56 13.0 11.0 20.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MMK564□** 0.68 13.0 12.0 22.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MMK684□** 0.82 13.0 13.0 23.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MMK824□** 1 13.5 15.0 25.0 10.0 7.5/10.0 1.0 200 800 450MMK105□** 1.2 13.5 15.5 26.5 10.0 7.5/10.0 1.0 100 500 450MMK125□** 1.5 18.5 13.5 23.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MMK155□** 1.8 18.5 15.0 25.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MMK185□** 2.2 18.5 17.0 27.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MMK225□** 2.7 23.5 15.5 26.0 20.0 20.0 1.0 100 400 450MMK275□** 3.3 23.5 17.0 27.5 20.0 20.0 1.0 50 400 450MMK335□** 3.9 23.5 19.0 29.0 20.0 20.0 1.0 50 400 450MMK395□** 4.7 23.5 20.5 31.0 20.0 20.0 1.0 50 300 450MMK475□** 0.27 18.5 9.5 19.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 1,000 630MMK274□** 0.33 18.5 10.5 20.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 1,000 630MMK334□** 0.39 18.5 11.0 21.0 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 1,000 630MMK394□** 0.47 18.5 12.0 22.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 200 800 630MMK474□** 0.56 18.5 13.5 23.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MMK564□** 0.68 18.5 14.5 24.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MMK684□** 0.82 18.5 16.0 26.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MMK824□** 1 18.5 17.5 28.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MMK105□** − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |