| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PS124GD1 Fiches technique(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PS124GD1 Fiches technique(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP. |
|
2 / 2 page ![]() PS124GD1 Feb.2014 本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、 内容の確認をお願い致します。 The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications 問い合わせ先/A REFERENCE ■ 東京営業/TOKYO SALES ■ 京都営業/KYOTO SALES ■ 海外/OVERSEAS TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566 TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031 TEL +81-(0)774-24-1138 FAX +81-(0)774-24-1031 URL http://www.kodenshi.co.jp PAPER SENSOR ペーパーセンサ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm) MAX8 13.55 9.95 17.5 2.5 φ3 0 -0.2 φ3.2 +0.3 -0.1 Hole 22.4 (12.45) (9.95) Connector : AMP 292250-3 相当品 VCC Out GND 13 2 Optical Center |