Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PIE310 Fiches technique(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

No de pièce PIE310
Description  Anti-visible rays due to visible ray cut resin for detector type
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Site Internet  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

PIE310 Fiches technique(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  PIE310 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. PIE310 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PIE310
・PID310L
Apr.2013
外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、
内容の確認をお願い致します。
T
he contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product,
would you please refer to the latest specifications.
問い合わせ先/A REFERENCE
■ 東京営業/TOKYO SALES
■ 京都営業/KYOTO SALES
■ 海外/OVERSEAS
TEL 03-6455-0280
FAX 03-3461-1566
TEL 0774-20-3559
FAX 0774-24-1031
TEL +81-(0)774-24-1138
FAX +81-(0)774-24-1031
URL http://www.kodenshi.co.jp
PHOTOINTERRUPTERS
フォトインタラプタ
1.5
1.5
80 .8
0.8
5
2.2
②①
③
30゜
② 
Vcc
③ 
CON
① 
GND
① 
Vcc
② 
OUT
③ 
GND
PIE310
PID310L



Html Pages

1 2