Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMBT5551G-X-AE3-R Fiches technique(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

No de pièce MMBT5551G-X-AE3-R
Description  HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MMBT5551G-X-AE3-R Fiches technique(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  MMBT5551G-X-AE3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MMBT5551G-X-AE3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MMBT5551G-X-AE3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MMBT5551G-X-AE3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MMBT5551
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R206-010. I
■
TYPICAL CHARACTERICS
Fig.2 DC Current Gain
Collector Current, Ic (mA)
10
2
10
1
10
0
10
3
10
3
10
2
10
1
10
0
10
-1
VCE=5V
Fig.3 Base-Emitter on Voltage
10
0
10
1
10
2
Base-Emitter Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VCE=5V
Collector Current, Ic (mA)
10
3
10
2
10
1
10
0
10
-1
Fig.4 Saturation Voltage
Fig.5 Current Gain-Bandwidth
Product
Fig.1 Collector Output Capacitance
VCE(SAT)
VBE(SAT)
Ic=10*IB
Collector Current, Ic (mA)
10
0
10
1
10
2
10
3
10
0
10
1
10
2
VCE=10V
Collector-Base Voltage (V)
10
3
10
0
10
1
10
2
0
2
4
6
8
10
f=1MHz
IE=0
10
3
10
1
10
0
10
-1
10
-2
1
0.001
Forward Voltage-VCE(V)
100
1
0.01
1000
10
SAFE OPERATING AREA
10
0.1



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com