| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SB834G-X-TN3-R Fiches technique(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SB834G-X-TN3-R Fiches technique(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
1 / 5 page ![]() UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD 2SB834 PNP SILICON TRANSISTOR www.unisonic.com.tw 1 of 5 Copyright © 2014 Unisonic Technologies Co., Ltd QW-R204-018.F HIGH VOLTAGE TRANSISTOR DESCRIPTION Low frequency power amplifier applications. ORDERING INFORMATION Ordering Number Package Pin Assignment Packing Lead Free Halogen Free 1 2 3 2SB834L-x-AB3-R 2SB834G-x-AB3-R SOT-89 B C E Tape Reel 2SB834L-x-T60-K 2SB834G-x-T60-K TO-126 E C B Bulk 2SB834L-x-TA3-T 2SB834G-x-TA3-T TO-220 B C E Tube 2SB834L-x-TF3-T 2SB834G-x-TF3-T TO-220F B C E Tube 2SB834L-x-TN3-R 2SB834G-x-TN3-R TO-252 B C E Tape Reel Note: Pin Assignment: B: Base C: Collector E: Emitter |
Numéro de pièce similaire - 2SB834G-X-TN3-R |
|
Description similaire - 2SB834G-X-TN3-R |