| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STUD09N25 Fiches technique(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STUD09N25 Fiches technique(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp. |
|
7 / 10 page ![]() www.samhop.com.tw 7 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS TO-251 b3 D E D1 12 3 L4 e L5 H b4 b2 b E1 A c2 L c SYMBOL MILLIMETERS INCHES MIN MAX MIN MAX E 6.400 6.731 L 3.980 4.280 L4 0.698 REF L5 0.972 1.226 6.000 D6.223 H 11.050 11.450 b 0.640 0.880 b2 0.770 1.140 5.210 b3 5.460 b4 0.450 0.550 e 2.286 BSC A 2.200 2.380 c 0.400 0.600 0.400 0.600 c2 D1 5.100 E1 4.400 0.252 0.265 0.157 0.169 0.027 REF 0.038 0.048 0.236 0.245 0.435 0.450 0.025 0.035 0.030 0.045 0.205 0.215 0.018 0.022 0.090 BSC 0.087 0.094 0.016 0.024 0.016 0.024 0.201 0.173 Ver 1.0 Sep,09,2013 STU09N25 STD09N25 |