| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPD77019 Fiches technique(PDF) 8 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD77019 Fiches technique(HTML) 8 Page - NEC |
|
8 / 56 page ![]() µPD77018A, 77019 8 PIN NAME Pin No. Symbol 1 RESET 2 INT4 3 INT3 4 INT2 5 INT1 6 I.C. Note 7 X/Y 8 DA13 9 DA12 10 GND 11 VDD 12 DA11 13 DA10 14 DA9 15 DA8 16 DA7 17 DA6 18 DA5 19 DA4 20 GND 21 VDD 22 DA3 23 DA2 24 DA1 25 DA0 Pin No. Symbol 26 D15 27 D14 28 D13 29 D12 30 GND 31 VDD 32 D11 33 D10 34 D9 35 D8 36 GND 37 VDD 38 D7 39 D6 40 D5 41 D4 42 GND 43 VDD 44 D3 45 D2 46 D1 47 D0 48 SI1 49 SIEN1 50 SCK1 Pin No. Symbol 51 SIAK1 52 SO1 53 SORQ1 54 SOEN1 55 GND 56 VDD 57 SOEN2 58 SO2 59 SCK2 60 SIEN2 61 SI2 62 P3 63 P2 64 P1 65 P0 66 HRE 67 HWE 68 GND 69 VDD 70 HD7 71 HD6 72 HD5 73 HD4 74 HD3 75 HD2 Pin No. Symbol 76 HD1 77 HD0 78 HCS 79 HRD 80 HWR 81 HA0 82 HA1 83 GND 84 X2 85 X1 86 VDD 87 CLKOUT 88 TDO 89 TICE 90 TCK 91 TDI 92 TMS 93 HOLDRQ 94 HOLDAK 95 MWR 96 GND 97 VDD 98 MRD 99 BSTB 100 WAIT Note I.C. (Internally Connected): Leave this pin open. |