| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AN4515 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4515 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 24 page ![]() Contents AN4515 2/24 DocID026482 Rev 1 Contents 1 Application Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 Hardware high level description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Batch Acquisition Mode (BAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3.1 Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3.2 BAM use case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3.3 How to implement BAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.4 How to execute code from RAM using Keil® MDK-ARM™ toolchain . . 11 1.3.5 How to execute code from RAM using IAR-EWARM toolchain . . . . . . . 13 2 Application note use case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2 STM32F411xx used peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 Application current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1 Hardware requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2 Software settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3 Measured current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |