| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PM0083 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM0083 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 13 page ![]() Contents PM0083 2/13 DocID018532 Rev 3 Contents 1 Hardware interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 External components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Communication lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Voltage levels for option programming and reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4 In-circuit programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 Software interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 Command overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Write a byte to the STM8T143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.3 Read a byte from the STM8T143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.4 Programming mode entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.5 Read the status of the option bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.5.1 Programming mode entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.5.2 Option read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.6 Verify the status of the option bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.6.1 Programming mode entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.6.2 ‘Option write verify’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.7 Programming the option bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.7.1 Programming mode entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.7.2 Option set-up and programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 |