Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UM0984 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce UM0984
Description  STEVAL-ISA081V1 demonstration board based
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM0984 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  UM0984 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM0984 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 25 page
background image
List of figures
UM0984
4/25
Doc ID 17812 Rev 2
List of figures
Figure 1.
Demonstration board STEVAL-ISA081V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Input/output connection of SMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
STEVAL-ISA081V1 circuit schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
Transformer construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 5.
PCB layout - from top side TOP, BOT SMD, BOT copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 6.
Efficiency at 120 VAC and 230 VAC vs. output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 7.
Efficiency at full load (1 A) vs. input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 8.
Standby power vs. input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 9.
12 V output load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 10.
3.3 V output load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 11.
Output voltage at no load vs. the input voltage level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 12.
EMI measurement regarding EN55022 Class 2 - left peak detector,
right AVG detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 13.
Thermal map of the board at 305 V AC on the input - left bottom side, right top side . . . . 21
Figure 14.
Thermal map of the board at 85 V AC on the input - left bottom side, right top side . . . . . 21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com