Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3123 Fiches technique(PDF) 2 Page - KR Electronics, Inc.

No de pièce 3123
Description  30 MHz Center Frequency
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.

3123 Fiches technique(HTML) 2 Page - KR Electronics, Inc.

  3123 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc. 3123 Datasheet HTML 2Page - KR Electronics, Inc. 3123 Datasheet HTML 3Page - KR Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Page 2
© 2013, KR Electronics, Inc.
3123, 30 MHz Bandpass, Rev 0, December 7, 2013
Passband Amplitude & Group Delay
(1 dB/div & 50 nsec/div)
KR Electronics, Inc.
Typical Performance
KR Electronics, Inc.
www.krfilters.com
KR Electronics, Inc.
91 Avenel Street
Avenel, NJ 07001
www.krfilters.com
sales@krfilters.com
(732) 636-1900
(732) 636-1982
Web
Email
Phone
Fax
Overall Amplitude
(10 dB/div)



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com