| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ACE5372 Fiches technique(PDF) 29 Page - ACE Technology Co., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ACE5372 Fiches technique(HTML) 29 Page - ACE Technology Co., LTD. |
|
29 / 31 page ![]() ACE5372 Low Power Real-Time Clock (RTC) VER 1.4 29 Package Information SOP-8 Symbol mm Inches Min Typ. Max Min Typ. Max A 1.35 - 1.75 0.053 - 0.069 A1 0.10 - 0.25 0.004 - 0.010 B 0.33 - 0.51 0.013 - 0.020 C 0.19 - 0.25 0.007 - 0.010 D 4.80 - 5.00 0.189 - 0.197 ddd - - 0.10 - - 0.004 E 3.80 - 4.00 0.150 - 0.157 e - 1.27 - - 0.050 - H 5.80 - 6.20 0.228 - 0.244 h 0.25 - 0.50 0.010 - 0.020 L 0.40 - 0.90 0.016 - 0.035 α 0 o - 8 o 0 o - 8 o |