Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KS05VL04 Fiches technique(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce KS05VL04
Description  Low Capacitance ESD Protection
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

KS05VL04 Fiches technique(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  KS05VL04_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH KS05VL04_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH KS05VL04_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
KS05VL04
75W, 5V
Low Capacitance ESD Protection
Elektronische Bauelemente
15-Oct-2012 Rev. A
Page 2 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
Reveres maximum working voltage
VRWM
-
-
5
V
Reveres leakage current
IR
VRWM=5V
-
-
1
µ
A
Reveres breakdown voltage
VBR
IT=1mA, I/O-GND
6.5
8
8.8
V
IT=1mA, VDD-GND
5.8
7.3
8.1
Forward voltage
VF
IF=10mA
0.5
0.7
1
V
Clamping Voltage
VC
IPP=1A, tp=8/20us
-
-
12
V
IPP=4A, tp=8/20us
-
-
20
V
Junction capacitance
CJ
I/O-GND
-
0.7
0.8
pF
I/O-I/O
-
0.35
-
pF
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com