Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EP10HY03_2015 Fiches technique(PDF) 1 Page - National Instruments Corporation

No de pièce EP10HY03_2015
Description  SBD
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NI [National Instruments Corporation]
Site Internet  http://www.NI.com
Logo NI - National Instruments Corporation

EP10HY03_2015 Fiches technique(HTML) 1 Page - National Instruments Corporation

  EP10HY03_2015 Datasheet HTML 1Page - National Instruments Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1A Avg.
Volts
SBD
251
30
EP10HY03
■OUTLINE DRAWING(mm)
■定格・特性曲線
■APPROX. NET WEIGHT:0.011g
■最大定格 Maximum Ratings
■電気的・熱的特性 Electrical/ Thermal Characteristics
0.02s
I FSM
SURGE CURRENT RATINGS
サ ー ジ 順 電 流 定 格
EP10HY03
f=50Hz,Half Sine Wave,Non-Repetitive,No Load
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
TIME (s)
時 間 (s)
0
(A)
2
4
6
8
14
12
10
FIG.7
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE
接 合 容 量 特 性
EP10HY03
0.5
1
2
5
10
20
50
REVERSE VOLTAGE (V)
逆 電 圧 (V)
20
50
100
200
200
(pF)
Tj=25
°C,Vm=20mVRMS, f=100kHz, Typical Value
FIG.8
Tj=25
°C
Tj=150
°C
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE
順 電 圧 特 性
EP10HY03
00.4
0.2
0.8
0.6
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
瞬 時 順 電 圧 (V)
0.1
0.2
0.5
1
2
5
(A)
FIG.1
D.C.
RECT 180
°
AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION
平 均 逆 電 力 損 失
EP10HY03
0
5
10
15
20
25
30
35
REVERSE VOLTAGE (V)
逆 電 圧 (V)
0
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
(W)
FIG.4
D.C.
RECT 180
°
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. LEAD TEMPERATURE
平 均 順 電 流 − リ ー ド 温 度 定 格
EP10HY03
VRM=0V
0
25
50
75
100
125
150
LEAD TEMPERATURE (
°C)
リ ー ド 温 度 (℃)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
(A)
FIG.5
D.C.
RECT 180
°
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE
平 均 順 電 流 − 周 囲 温 度 定 格
EP10HY03
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE (
°C)
周 囲 温 度 (℃)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
(A)
Glass-Epoxy Substrate Mounted (Soldering Land=2
×2mm), VRM=0V
FIG.6
RECT 180
°
D.C.
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION
平 均 順 電 力 損 失 特 性
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AVERAGE FORWARD CURRENT (A)
平 均 順 電 流 (A)
0
0.40
0.30
0.20
0.10
(W)
EP10HY03
FIG.2
PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE
ピーク逆電流 − ピーク逆電圧特性
EP10HY03
Tj= 150
°C
0
5
10
15
20
25
30
35
PEAK REVERSE VOLTAGE (V)
ピ ー ク 逆 電 圧 (V)
5
2
10
20
(mA)
FIG.3
Item
Symbol
Conditions
Unit
くり返しピーク逆電圧
Repetitive Peak Reverse Voltage
V RRM
30
V
サ−ジ順電流
Surge Forward Current
I FSM
12
50Hz正弦半波,1サイクル,非くり返し
50Hz Half Sine Wave,1cycle, Non-repetitive
A
保存温度範囲
Storage Temperature Range
T stg
−40∼+150
動作接合温度範囲
Operating Junction Temperature Range
T jw
−40∼+150
直流順電流
Direct Forward Current
I DC
直流通電
Direct Current
A
平均整流電流
Average Rectified Forward Current
I o
方形波通電
Rectangular Wave
A
Tl=120℃
Tl:Lead Temperature
1.0
Ta=34℃
1.0
Tl = 125℃ VRM=0V
Tl:Lead Temperature
0.7
VRM=0V
0.6
A
A
Item
Conditions
Min.
ピーク逆電流
Peak Reverse Current
Tj=25℃, VRM=VRRM
ピーク順電圧
Peak Forward Voltage
Tj=25℃, IFM=1A
Typ.
Max.
Unit
0.5
mA
0.56
V
270
℃/W
接合部・周囲間
Junction to Ambient
R th(j-a)
Symbol
I RM
V FM
熱抵抗
Thermal Resistance
R th(j-l)
接合部・リード間
Junction to Lead
70
*プリント基板実装/Glass-Epoxy Substrate mounted(Soldering Lands= 1×1 mm , Both Sides)
(Tl: Lead Temperature)
℃/W
Ta=35℃


Numéro de pièce similaire - EP10HY03_2015

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
EP10HY03 NIEC-EP10HY03 Datasheet
57Kb / 1P
SBD
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
EP10HY03 KSS-EP10HY03 Datasheet
829Kb / 7P
Schottky Barrier Diode
More results

Description similaire - EP10HY03_2015

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
EP05Q03L ETC-EP05Q03L Datasheet
28Kb / 2P
SBD
21DQ03 ETC-21DQ03 Datasheet
24Kb / 2P
SBD
logo
Nihon Inter Electronics...
EC30QSA065 NIEC-EC30QSA065 Datasheet
406Kb / 1P
SBD
ESL03B03 NIEC-ESL03B03 Datasheet
144Kb / 1P
SBD
FCH08A15 NIEC-FCH08A15 Datasheet
148Kb / 1P
SBD
FCH20U10 NIEC-FCH20U10 Datasheet
302Kb / 1P
SBD
FCH30U06 NIEC-FCH30U06 Datasheet
585Kb / 1P
SBD
logo
National Instruments Co...
GSH10A10B NI-GSH10A10B_15 Datasheet
131Kb / 1P
SBD
GSQ05A03L NI-GSQ05A03L_15 Datasheet
116Kb / 1P
SBD
GSQ05A04B NI-GSQ05A04B_15 Datasheet
131Kb / 1P
SBD
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com