| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MSA4P21 Fiches technique(PDF) 1 Page - Bruckewell Technology LTD |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSA4P21 Fiches technique(HTML) 1 Page - Bruckewell Technology LTD |
|
1 / 6 page ![]() MSA4P21 N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET Publication Order Number: [MSA4P21] © Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014 Features • Low rDS(on) trench technology • Low thermal impedance • Fast switching speed • RoHS compliant package Typical Applications: • Load Switches • Motor Drives • DC/DC Conversion Packing & Order Information 3,000/Reel Graphic symbol MIN NOM MAX MIN NOM MAX A 0.50 0.55 0.60 0.02 0.022 0.024 A1 0.00 - 0.05 0.00 - 0.002 b 0.25 0.30 0.35 0.01 0.012 0.014 E D 1.90 2.00 2.10 0.750 0.079 0.083 D1 0.85 0.95 1.05 0.033 0.037 0.041 D2 0.13 0.23 0.33 0.005 0.009 0.013 E 1.90 2.00 2.10 0.075 0.079 0.083 E1 0.90 1.00 1.10 0.035 0.039 0.043 E2 0.72 0.82 0.92 0.028 0.032 0.036 e K K1 K2 K3 K4 K5 L 0.25 0.30 0.35 0.010 0.012 0.014 Symbol 0.22 BSC 0.40 BSC 0.20 BSC 0.026 BSC 0.008 BSC 0.010 BSC 0.013 BSC 0.009 BSC 0.016 BSC 0.008 BSC Dimensions in Millimeters Dimensions in Inches 0.65 BSC 0.20 BSC 0.25 BSC 0.33 BSC 0.152 BEF 0.006 BEF |
Numéro de pièce similaire - MSA4P21 |
|
Description similaire - MSA4P21 |