| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STX13003-AP Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STX13003-AP Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() Package mechanical data STX13003 8/11 Doc ID 7928 Rev 6 Figure 14. TO-92 drawing Table 5. TO-92 mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A 4.32 4.95 b 0.36 0.51 D 4.45 4.95 E 3.30 3.94 e 2.41 2.67 e1 1.14 1.40 L 12.70 15.49 R 2.16 2.41 S1 0.92 1.52 W 0.41 0.56 V5° 0102782 D |