| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L99H01QF Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99H01QF Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 53 page ![]() List of tables L99H01 4/53 DocID15567 Rev 6 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Pin definitions and functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 3. Pin definitions and functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 4. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 5. ESD protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 6. Operating junction temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 7. Temperature warning and thermal shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 8. Packages thermal resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 9. Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 10. Undervoltage detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 11. Watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 12. Inputs: CSN, CLK, PWM, DIR, EN and DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 13. Charge pump output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 14. Gate drivers for external PowerMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 15. Cross current protection time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 16. Drain source monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 17. Thermal sense interface (4.5 V < VCC < 5.3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 18. Current sense amplifier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 19. DI timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 20. DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 21. DO timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 22. EN, CSN timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 23. Truth table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 24. DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 25. DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 26. Command byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 27. Operating code definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 28. Control and status (RAM) address map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 29. Device (ROM) address map (access with OC0 and OC1 set to ‘1’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 30. STK_RESET_Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 31. Address 0<00(hex)>:StatReg 0 - read only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 32. DS_MON - drivers relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 33. Address 1 <01(hex)>:ApplReg1-read/write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 34. Overvoltage threshold of the Vs monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 35. DIAG monitoring of source voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 36. Address 2 <02(hex)>: ApplReg2 – read/write. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 37. Cross current protection time (tCCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 38. Multiplexer for current sense amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 39. Gain of current sense amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 40. Address 3 <03(hex)> : ApplReg3 – read/write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 41. External threshold voltage, factor n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 42. External threshold voltage, factor m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 43. Read device information (ROM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 44. Address 0 <00(hex)> : ID-header - read only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 45. Address 1 <01(hex)>: product ID (LSB) - read only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 46. Address 2 <02(hex)>: product ID (MSB) - read only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 47. Address 3 <03(hex)>: SPI frame ID - read only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 48. PowerSSO-36 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 |