| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LST2425X Fiches technique(PDF) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LST2425X Fiches technique(HTML) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
4 / 6 page ![]() 517 H N I L M F K G P – PIN DIAMETER R J Q B CO A D OTHER FLANGE OPTIONS ARE AVAILABLE. MIN. TYP. MAX. 11.8 2.4 12.5 7.4 17.0 3.7 12.2 2.6 12.9 A B C D E F MIN. TYP. MAX. 12.0 2.1 5.3 2.0 1000 20.0 2.3 G H I J K L DIM. DIM. MIN. TYP. MAX. 0.4 0.9 5.3 2.0 0.5 1.25 0.5 M N O P Q R DIM. E Example of LST242X – All dimensions in mm. FUNCTION MONITOR ANODE (-VE) MONITOR CATHODE (+VE) LASER CATHODE (-VE) LASER ANODE (+VE) 1 2 3 4 PIN 41 32 CASE LST2425 |