| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HVC366 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hitachi Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HVC366 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hitachi Semiconductor |
|
1 / 5 page ![]() HVC366 Variable Capacitance Diode for VCO ADE-208-592(Z) Rev 0 Nov. 1997 Features • Low series resistance. (r s=0.60Ω max) • Ultra small Flat Package (UFP) is suitable for surface mount design. Ordering Information Type No. Laser Mark Package Code HVC366 M UFP Outline 12 Cathode mark Mark 1. Cathode 2. Anode |
Numéro de pièce similaire - HVC366 |
|
Description similaire - HVC366 |