| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STW30N20 Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW30N20 Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() STP30NF20 - STW30NF20 - STB30NF20 Package mechanical data 13/16 D²PAK mechanical data Dim mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 4.4 4.6 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.14 1.7 0.044 0.067 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.350.352 0.368 D1 8 0.315 E 10 10.4 0.393 0.409 E1 8.5 0.334 G4.88 5.28 0.1920.208 L15 15.85 0.590 0.625 L2 1.27 1.4 0.50 0.55 L3 1.4 1.75 0.055 0.68 M2.4 3.2 0.0940.126 R 0.4 0.015 V2 0° 4° |